công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32WLE4JCI6TR bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32WLE4JCI6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiprotocol LPWAN 32-bit Arm® Cortex®-M4 MCUs, LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KB SRAM
PDF  145 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32WLE4JCI6TR bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 145 page
background image
Table 50. Current consumption in Shutdown mode
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Max(1)
Unit
-
VDD
(V)
0 °C
25 °C
55 °C
85 °C
105 °C
0 °C
25 °C
85 °C
105 °C
IDD
(Shutdown)
Supply current in Shutdown mode
RTC disabled
Backup registers retained
1.8
0.001
0.008
0.105
0.380
0.995
0.001
0.043
1.70
6.40
µA
2.4
0.008
0.018
0.135
0.445
1.20
----
3.0
0.018
0.031
0.180
0.545
1.45
0.078
0.150
2.40
8.50
3.6
0.041
0.062
0.260
0.690
1.80
0.110
0.190
2.90
9.90
IDD
(Shutdown
with RTC)
Supply current
in Shutdown
mode (backup
registers
retained)
RTC enabled
RTC clocked by
an external clock
1.8
0.054
0.065
0.145
0.545
1.35
----
2.4
0.090
0.105
0.200
0.665
1.60
----
3.0
0.160
0.175
0.295
0.860
1.95
----
3.6
0.250
0.280
0.440
1.15
2.45
----
RTC clocked by
LSE quartz (2) in
low drive mode
1.8
0.140
0.155
0.270
0.605
1.20
----
2.4
0.165
0.185
0.315
0.705
1.40
----
3.0
0.205
0.225
0.380
0.855
1.70
----
3.6
0.265
0.295
0.500
1.10
2.10
----
1. Guaranteed by characterization results, unless otherwise specified.
2. Based on characterization done with a 32.768 kHz crystal (MC306-G-06Q-32.768, manufacturer JFVNY) with two 6.8 pF loading capacitors.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com