công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32WLE4JCI6TR bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32WLE4JCI6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiprotocol LPWAN 32-bit Arm® Cortex®-M4 MCUs, LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KB SRAM
PDF  145 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32WLE4JCI6TR bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 83 / 145 page
background image
IDD(LPRun)(2)
Supply current
in LPRun mode
fHCLK = fMSI = 2 MHz
All peripherals disabled
Reduced code
0.225
mA
112.50
µA/MHz
CoreMark(1)
0.220
110.00
Dhrystone 2.1
0.225
112.50
Fibonacci
0.225
112.50
While(1)
0.195
97.50
1. CoreMark used for characterization results provided in Table 36 and Table 38.
2. Flash memory in power-down mode.
Table 39. Typical current consumption in Run and LPRun modes,
with different codes running from SRAM1 (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Unit
Typ
Unit
-
Voltage scaling
Code
25 °C
25 °C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com