công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32WLE4JCI6TR bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32WLE4JCI6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiprotocol LPWAN 32-bit Arm® Cortex®-M4 MCUs, LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KB SRAM
PDF  145 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32WLE4JCI6TR bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCI6TR Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 145 page
background image
Table 42. Current consumption in Stop 2 mode
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Max(1)
Unit
VDD (V)
0 °C
25 °C
55 °C
85 °C
105 °C
0 °C
25 °C
85 °C
105 °C
IDD
(Stop 2)
Supply current in Stop 2 mode
RTC disabled
1.8
0.545
0.830
2.45
8.45
13.5
1.20
2.20
24.0
66.0
µA
2.4
0.525
0.850
2.60
8.80
14.0
-
-
-
-
3.0
0.605
0.885
2.80
9.25
14.5
1.10
2.60
26.0
69.0
3.6
0.630
0.935
3.10
9.75
15.5
1.40
2.80
26.0
71.0
IDD
(Stop 2 with
RTC)
Supply current in Stop 2 mode
RTC enabled, clocked by LSI(2)
1.8
0.650
0.880
2.55
8.25
13.5
1.30
2.30
24.0
66.0
2.4
0.630
0.945
2.70
8.85
14.0
-
-
-
-
3.0
0.715
1.00
2.90
9.70
15.0
1.40
2.80
26.0
69.0
3.6
0.750
1.10
3.15
10.5
15.5
1.50
3.00
26.0
71.0
1. Guaranteed based on test during characterization, unless otherwise specified.
2. LSI using LSIPRE = 1 configuration.
Table 43. Current consumption during wakeup from Stop 2 mode
Conditions
Typ at 25 °C
Unit
VDD = 1.8 V
VDD = 2.4 V
VDD = 3.0 V
VDD = 3.6 V
Wakeup clock: MSI 4 MHz, voltage range 2
2.93
3.22
3.45
4.79
nAs
Wakeup clock: MSI 2 MHz, voltage range 2
4.44
5.03
5.82
7.36
Wakeup clock: MSI 4 MHz, voltage range 1
3.03
3.14
3.51
4.66
Wakeup clock: MSI 16 MHz, voltage range 1
1.75
1.95
2.00
3.06
Wakeup clock: MSI 48 MHz, voltage range 1
1.75
1.40
1.89
2.80



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com