công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX3968C/DW bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX3968C/DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.0V to 5.5V, 125Mbps to 266Mbps Limiting Amplifiers with Loss-of-Signal Detector
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX3968C/DW bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX3968C/DW Datasheet HTML 4Page - Maxim Integrated Products MAX3968C/DW Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products MAX3968C/DW Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products MAX3968C/DW Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX3968C/DW Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX3968C/DW Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products MAX3968C/DW Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products MAX3968C/DW Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products MAX3968C/DW Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
+3.0V to +5.5V, 125Mbps to 266Mbps
Limiting Amplifiers with Loss-of-Signal Detector
_______________________________________________________________________________________
9
SQUELCH
VCC
VTH
VTH
VCC
VCC0
CZN
CZP
GND
SUB
GND
0.047"
(1.19mm)
0.057"
(1.45mm)
LOS+
LOS-
OUT-
OUT+
VCCO
INV
FILTER
RSSI
IN-
IN+
SQUELCH
VCC
V CC
GNDO
CZN
CZP
GND
SUB
GND
0.047"
(1.19mm)
0.057"
(1.45mm)
LOS+
LOS-
OUT-
OUT+
VCCO
INV
FILTER
RSSI
IN-
IN+
Chip Topographies
TRANSISTOR COUNT: 915
SUBSTRATE CONNECTED TO SUB
SUB CONNECTED TO GND ON MAX3964ETP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com