công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCX53 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện BCX53
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

BCX53 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  BCX53 Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
0
25
50
75
100
125
150
0.00
0.25
0.50
0.75
-0
-200
-400
-600
-800
-1000
-0.1
-1
-10
-100
-1000
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
℃
VCE=-2V
Ta=25℃
Ta=100
oC
BASE-EMITTER VOLTAGE
V
BE(mV)
BCX53
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
4/5



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com