công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCX53 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện BCX53
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

BCX53 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  BCX53 Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
-0.1
-1
-10
1
10
100
1000
-0
-20
-40
-60
-80
-100
0
50
100
150
-1
-10
-100
-1000
10
100
1000
0.75
-0.1
-1
-10
-100
-1000
-0
-200
-400
-600
-800
-1000
-0.1
-1
-10
-100
-1000
-0
-100
-200
-300
-400
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
-1000
f=1MHz
I
E=0 / IC=0
T
a=25
oC
REVERSE VOLTAGE V (V)
V
CB
/ V
EB
C
ob
/ C
ib
——
C
ib
C
ob
-20
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
V
CE=-5V
T
a=25
oC
I
C
f
T
——
V
CE= -2V
T
a=100
oC
T
a=25
oC
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
h
FE
——
P
c
——
T
a
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=25
℃
T
a=100
℃
β=10
I
C
V
BEsat
——
T
a=25
℃
T
a=100
℃
β=10
V
CEsat
——
I
C
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
COMMON
EMITTER
T
a=25
℃
-2.0mA
-1.8mA
-1.6mA
-1.4mA
-1.2mA
-1.0mA
-0.8mA
-0.6mA
-0.4mA
I
B=-0.2mA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
Static Characteristic
I
C
——
V
BE
Typical Characteristics
BCX53
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
3/5



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com