công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCX53 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện BCX53
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

BCX53 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  BCX53 Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd BCX53 Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
T est
conditions
Min
Typ
Max
Unit
BCX51
-45
BCX52
-60
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=-100µA,IE=0
BCX53
-100
V
BCX51
-45
BCX52
-60
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO*
IC=-1
0mA,IB=0
BCX53
-80
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=-100µA,IC=0
-5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=-30V,IE=0
-0.1
µA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=-5V,IC=0
-0.1
µA
hFE(1)*
VCE=-2V, IC=-5mA
63
hFE(2)*
VCE=-2V, IC=-150mA
63
250
DC current gain
hFE(3)*
VCE=-2V, IC=-0.5A
40
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)*
IC=-0.5A,IB=-50mA
-0.5
V
Base -emitter voltage
VBE*
VCE=-2V, IC=-0.5A
-1
V
Transition frequency
fT
VCE=-5V,IC=-10mA, f=100MHz
50
MHz
CLASSIFICATION OF hFE(2)
RANK
BCX51
BCX52
BCX53
BCX51-10
BCX52-10
BCX53-10
BCX51-16
BCX52-16
BCX53-16
RANGE
63
–250
63
–160
100
–250
* Pulse Test
BCX53
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
2/5



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com