| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STSAFE-A110 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STSAFE-A110 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 36 page ![]() STSAFE-A110 2/36 DS13039 Rev 1 Protocol • I²C-bus slave interface – Up to 400 kbps transmission speed (Fast mode) and true open-drain pads – 7-bit addressing Packages • ECOPACK-compliant SO8N 8-lead plastic small outline and UFDFPN 8-lead ultra thin profile fine pitch dual flat packages |