công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343ZFE bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320C28343ZFE
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320C2834x Delfino Microcontrollers
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C28343ZFE bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  TMS320C28343ZFE Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFE Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFE Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFE Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFE Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFE Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFE Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFE Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMS320C28343ZFE Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 170 page
background image
The
TMS320C28346,
TMS320C28345,
TMS320C28344,
TMS320C28343,
TMS320C28342,
and
TMS320C28341 devices, members of the Delfino™ MCU generation, are highly integrated, high-performance
solutions for demanding control applications.
Throughout this document, the devices are abbreviated as C28346, C28345, C28344, C28343, C28342, and
C28341, respectively. Device Comparison provides a summary of features for each device.
Device Information (1)
PART NUMBER
PACKAGE
BODY SIZE
TMS320C28346ZFE
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28345ZFE
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28344ZFE
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28343ZFE
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28342ZFE
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28341ZFE
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28346ZEP
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28345ZEP
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28344ZEP
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28343ZEP
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28342ZEP
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28341ZEP
BGA (256)
17.0 mm × 17.0 mm
TMS320C28345ZHH
BGA MicroStar (179)
12.0 mm × 12.0 mm
TMS320C28343ZHH
BGA MicroStar (179)
12.0 mm × 12.0 mm
TMS320C28341ZHH
BGA MicroStar (179)
12.0 mm × 12.0 mm
(1)
For more information on these devices, see Mechanical, Packaging, and Orderable Information.
TMS320C28346, TMS320C28346-Q1, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28343-Q1, TMS320C28342, TMS320C28341
SPRS516F – MARCH 2009 – REVISED FEBRUARY 2021
www.ti.com
2
Submit Document Feedback
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TMS320C28346 TMS320C28346-Q1 TMS320C28345 TMS320C28344 TMS320C28343
TMS320C28343-Q1 TMS320C28342 TMS320C28341



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com