công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(PDF) 149 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L552CCU6PXXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 165 DMIPS, up to 512 KB Flash memory, 256 KB SRAM, SMPS
PDF  340 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L552CCU6PXXX bảng dữ liệu(HTML) 149 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 145Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 146Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 147Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 148Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 149Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 150Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 151Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 152Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PXXX Datasheet HTML 153Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 149 / 340 page
background image
DS12737 Rev 6
149/340
STM32L552xx
Electrical characteristics
307
VPVD2
PVD threshold 2
Rising edge
2.41
2.46
2.51
V
Falling edge
2.31
2.36
2.41
VPVD3
PVD threshold 3
Rising edge
2.56
2.61
2.66
V
Falling edge
2.47
2.52
2.57
VPVD4
PVD threshold 4
Rising edge
2.69
2.74
2.79
V
Falling edge
2.59
2.64
2.69
VPVD5
PVD threshold 5
Rising edge
2.85
2.91
2.96
V
Falling edge
2.75
2.81
2.86
VPVD6
PVD threshold 6
Rising edge
2.92
2.98
3.04
V
Falling edge
2.84
2.90
2.96
Vhyst_BORH0
Hysteresis voltage of BORH0
Hysteresis in
continuous
mode
-20
-
mV
Hysteresis in
other mode
-30
-
Vhyst_BOR_PVD
Hysteresis voltage of BORH
(except BORH0) and PVD
--
100
-
mV
IDD
(BOR_PVD)(2)
BOR(3) (except BOR0) and
PVD consumption from VDD
--
1.1
1.6
µA
VPVM3
VDDA peripheral voltage
monitoring
Rising edge
1.61
1.65
1.69
V
Falling edge
1.6
1.64
1.68
VPVM4
VDDA peripheral voltage
monitoring
Rising edge
1.78
1.82
1.86
V
Falling edge
1.77
1.81
1.85
Vhyst_PVM3
PVM3 hysteresis
-
-
10
-
mV
Vhyst_PVM4
PVM4 hysteresis
-
-
10
-
mV
IDD
(PVM1/PVM2)
(2)
PVM1 and PVM2
consumption from VDD
--
0.2
-
µA
IDD
(PVM3/PVM4)
(2)
PVM3 and PVM4
consumption from VDD
--
2
-
µA
1. Continuous mode means Run/Sleep modes, or temperature sensor enable in Low-power run/Low-power
sleep modes.
2. Guaranteed by design.
3. BOR0 is enabled in all modes (except shutdown) and its consumption is therefore included in the supply
current characteristics tables.
Table 31. Embedded reset and power control block characteristics (continued)
Symbol
Parameter
Conditions(1)
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com