công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F52105BDFN bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F52105BDFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  50-MHz 32-bit RX MCUs, 78 DMIPS, up to 1-MB flash memory,
PDF  223 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F52105BDFN bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F52105BDFN Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R5F52105BDFN Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R5F52105BDFN Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp R5F52105BDFN Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp R5F52105BDFN Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp R5F52105BDFN Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp R5F52105BDFN Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp R5F52105BDFN Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp R5F52105BDFN Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 223 page
background image
R01DS0041EJ0150 Rev.1.50
Page 12 of 221
Oct 18, 2013
RX210 Group
1. Overview
Figure 1.1
How to Read the Product Part No., Memory Capacity, and Package Type
R5
F
5
2
1
0
8
A
D
F
P
#V
0
Production identification code
Packing, Terminal material (Pb-free)
#3 : Tray/Sn (Tin) only
#V : Tray/Sn (Tin) only
#U : Tray/SnCu and others
Package type, number of pins, and pin
pitch
FB : LQFP/144/0.50
FP : LQFP/100/0.50
FN: LQFP/80/0.50
FM: LQFP/64/0.50
FL : LQFP/48/0.50
FF : LQFP/80/0.65
FK : LQFP/64/0.80
LK : TFLGA/145/0.50
LA : TFLGA/100/0.50
LJ : TFLGA/100/0.65
LH : TFLGA/64/0.65
BM: WLBGA/69/0.40
D : Operating temperature (–40 to +85°C)
G : Operating temperature (–40 to +105°C)
Chip version
A: Chip version A
B: Chip version B
C: Chip version C
ROM, RAM, and E2 DataFlash capacity
B : 1 Mbytes/96 Kbytes/8 Kbytes
A : 768 Kbytes/96 Kbytes/8 Kbytes
8 : 512 Kbytes/64 Kbytes/8 Kbytes
7 : 384 Kbytes/64 Kbytes/8 Kbytes
6 : 256 Kbytes/32 Kbytes/8 Kbytes
5 : 128 Kbytes/20 Kbytes/8 Kbytes
4 : 96 Kbytes/16 Kbytes/8 Kbytes
3 : 64 Kbytes/12 Kbytes/8 Kbytes
Group name
10 : RX210 Group
Series name
RX200 Series
Type of memory
F : Flash memory version
Renesas MCU
Renesas semiconductor product



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com