công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL072CDG4 bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL072CDG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL072CDG4 bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - Texas Instruments

Back Button TL072CDG4 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 79 / 80 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO002E – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
DB (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
4040065 /E 12/01
28 PINS SHOWN
Gage Plane
8,20
7,40
0,55
0,95
0,25
38
12,90
12,30
28
10,50
24
8,50
Seating Plane
9,90
7,90
30
10,50
9,90
0,38
5,60
5,00
15
0,22
14
A
28
1
20
16
6,50
6,50
14
0,05 MIN
5,90
5,90
DIM
A MAX
A MIN
PINS **
2,00 MAX
6,90
7,50
0,65
M
0,15
0
°–8°
0,10
0,09
0,25
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-150



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com