công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL072CDG4 bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL072CDG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL072CDG4 bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - Texas Instruments

Back Button TL072CDG4 Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TL072CDG4 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 80 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
.0028 MAX
[0.07]
ALL AROUND
.0028 MIN
[0.07]
ALL AROUND
(.213)
[5.4]
6X (.050 )
[1.27]
8X (.061 )
[1.55]
8X (.024)
[0.6]
(R.002 ) TYP
[0.05]
SOIC - 1.75 mm max height
D0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
4214825/C 02/2019
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
EXPOSED
METAL
OPENING
SOLDER MASK
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED
EXPOSED
METAL
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:8X
SYMM
1
4
5
8
SEE
DETAILS
SYMM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com