công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM393AP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM393AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM393AP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LM393AP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 55 page
background image
5 Family Comparison Table
Specification
LM393B
LM2903B
LM393
LM393A
LM2903
LM2903V
LM2903AV
LM193
LM293
LM293A
Units
Supply Votlage
3 to 36
3 to 36
2 to 30
2 to 30
2 to 32
2 to 30
2 to 30
V
Total Supply Current
(5V to 36V max)
0.6 to 0.8
0.6 to 0.8
1 to 2.5
1 to 2.5
1 to 2.5
1 to 2.5
1 to 2.5
mA
Temperature Range
−40 to 85 −40 to 125
0 to 70
−40 to 125
−40 to 125
−55 to 125 −25 to 85
°C
ESD (HBM)
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
V
Offset Voltage
(Max over temp)
± 4
± 4
± 9
± 4
± 15
± 15
± 4
± 9
± 9
± 4
V
Input Bias Current (typ / max)
3.5 / 25
3.5 / 25
25 / 250
25 / 250
25 / 250
25 / 100
25 / 250
nA
Response Time (typ)
1
1
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
µsec
www.ti.com
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005AD – OCTOBER 1979 – REVISED OCTOBER 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
3
Product Folder Links: LM393B LM2903B LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com