công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM393AP bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM393AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM393AP bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button LM393AP Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 55 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
(2.6)
6X (0.65)
8X (0.45)
8X (1.05)
(R
) TYP
0.05
4222047/B 11/2015
SOT-23 - 1.1 mm max height
DDF0008A
PLASTIC SMALL OUTLINE
NOTES: (continued)
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
7. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
SYMM
SYMM
1
4
5
8
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com