công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM393AP bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM393AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM393AP bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button LM393AP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM393AP Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 55 page
background image
-1
0
1
2
3
4
5
6
-0.3
0
0.25 0.5 0.75
1
1.25 1.5 1.75
2
2.25
t – Time – µs
Overdrive = 5 mV
Overdrive = 100 mV
Overdrive = 20 mV
Figure 7-5. Response Time for Various Overdrives Positive Transition
7.15 Typical Characteristics, LM393B and LM2903B
TA = 25°C, VS = 5 V, RPULLUP = 5.1k, CL = 15 pF, VCM = 0 V, VUNDERDRIVE = 100 mV, VOVERDRIVE = 100 mV
unless otherwise noted.
Supply Voltage (V)
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
No Load, Output High
-40°C
25°C
85°C
125°C
Figure 7-6. Total Supply Current vs. Supply Voltage
Input Voltage (V)
-0.5 -0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
VS=3V
-40°C
0°C
25°C
85°C
125°C
Figure 7-7. Total Supply Current vs. Input Voltage
at 3V
www.ti.com
LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V
SLCS005AD – OCTOBER 1979 – REVISED OCTOBER 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
13
Product Folder Links: LM393B LM2903B LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com