công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP47CVB22 bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP47CVB22
Giải thích chi tiết về linh kiện  8/10/12-Bit Digital-to-Analog Converters, 1 LSb INL Single/Dual Voltage Outputs with I2C Interface
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP47CVB22 bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Microchip Technology

Back Button MCP47CVB22 Datasheet HTML 73Page - Microchip Technology MCP47CVB22 Datasheet HTML 74Page - Microchip Technology MCP47CVB22 Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology MCP47CVB22 Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology MCP47CVB22 Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology MCP47CVB22 Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology MCP47CVB22 Datasheet HTML 79Page - Microchip Technology MCP47CVB22 Datasheet HTML 80Page - Microchip Technology MCP47CVB22 Datasheet HTML 81Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 124 page
background image
 2018-2019 Microchip Technology Inc.
DS20006089B-page 77
MCP47CXBXX
FIGURE 7-3:
Continuous Write Commands (Volatile Memory Only).
Note 1:
The Acknowledge bit is generated by the MCP47CXBXX.
2:
At the falling edge of the SCL pin for the write command ACK bit, the MCP47CXBXX device updates
the value of the specified device register.
3:
This command sequence does not need to terminate (using the Stop bit) and the write command can
be repeated (see continuous write format, Section 7.5.4 “Continuous Writes to Volatile Memory”).
4:
Only functions when writing to Volatile registers (AD4:AD0 = 00h through 0Ah).
D
15
D
14
D
13
D
12
D
11
D
10
D
09
D
08
D
07
D
06
D
05
D
04
D
03
D
02
D
01
D
00
A
A
Data to Write MSB
Data to Write LSB
D
15
D
14
D
13
D
12
D
11
D
10
D
09
D
08
D
07
D
06
D
05
D
04
D
03
D
02
D
01
D
00
A
A
Data to Write MSB
Data to Write LSB
D
15
D
14
D
13
D
12
D
11
D
10
D
09
D
08
D
07
D
06
D
05
D
04
D
03
D
02
D
01
D
00
A
A
Data to Write MSB
Data to Write LSB
AD
4
AD
3
AD
2
AD
1
AD
0
0
0
x
A
Write Command
P
AD
4
AD
3
AD
2
AD
1
AD
0
0
0
x
A
Write Command
SA
6
S
SA
5
SA
4
SA
3
SA
2
SA
1
SA
0
0
A
AD
4
AD
3
AD
2
AD
1
AD
0
0
0
x
A
Control Byte
Write Command
Memory Address
I2C ACK Bit (1)
0
AD
n
A
P
S
x
SA
n
0
0
I2C Start Bit
I2C Slave Address
I2C Write Bit
Write Command
Reserved, should be Set to ‘0’
I2C Stop Bit(3)
D
nn Register Data (to be written)
(2)
Legend:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com