công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DIO-48DX-USB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Contec Co., Ltd

tên linh kiện DIO-48DX-USB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bi-Directional Digital I/O Unit for USB
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CONTEC [Contec Co., Ltd]
Trang chủ  https://www.contec.com/
Logo CONTEC - Contec Co., Ltd

DIO-48DX-USB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Contec Co., Ltd

  DIO-48DX-USB Datasheet HTML 1Page - Contec Co., Ltd DIO-48DX-USB Datasheet HTML 2Page - Contec Co., Ltd DIO-48DX-USB Datasheet HTML 3Page - Contec Co., Ltd DIO-48DX-USB Datasheet HTML 4Page - Contec Co., Ltd DIO-48DX-USB Datasheet HTML 5Page - Contec Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Ver.1.01
DIO-48DX-USB
3
Accessories (Option)
Screw Terminal Unit (M3 x 96P)
: EPD-96A *1*2
Screw Terminal Unit (M3.5 x 96P)
: EPD-96 *1
Terminal Unit for Cables (M3 x 96P)
: DTP-64A *1
Terminal Unit for Cables (M2.5 x 96P)
: DTP-64(PC) *1
USB I/O Unit Bracket for X Series
: BRK-USB-X
AC adapter (input : 90 - 264VAC, output : 5VDC 2.0A)
: POA200-20-2 *3
AC-DC power supply unit(input: 85 - 132VAC,
output: 5VDC 3.0A)
: POW-AC13GY
AC-DC power supply unit(input: 85 - 264VAC,
output: 5VDC 2.0A)
: POW-AD22GY
DC-DC power supply unit(input: 10 - 30VDC,
output: 5VDC 3.0A)
: POW-DD10GY
DC-DC power supply unit(input: 30 - 50VDC,
output: 5VDC 3.0A)
: POW-DD43GY
*1
PCB96P or PCB96PS optional cable is required separately.
*2
“Spring-up” type terminal is used to prevent terminal screws from falling off.
*3
It is the same as the one appended to the product. Please buy it necessary for
maintenance.
*
Check the CONTEC’s Web site for more information on these options.
- Unit [DIO-48DX-USB] …1
- AC adapter …1
- AC Cable (for 125VAC) …1
- USB cable (1.8m) …1
- USB cable attachment on the main unit’s side
(For Mini B connector side) …1
- Clamps for prevention of cable on the main unit’s side …1
- CD-ROM *1 [API-USBP(WDM)] …1
- First step guide … 1
- Power connector MC1,5/3-ST-3,5 …1
- Ferrite core …1
*1 The CD-ROM contains the driver software and User’s Guide (this guide)
Packing List
Accessories
Block Diagram
Physical Dimensions



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com