công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MXT1664T3-CCUESRQTP bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MXT1664T3-CCUESRQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  maXTouch 1664-node Touchscreen Controller
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MXT1664T3-CCUESRQTP bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - Microchip Technology

Back Button MXT1664T3-CCUESRQTP Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology MXT1664T3-CCUESRQTP Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology MXT1664T3-CCUESRQTP Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology MXT1664T3-CCUESRQTP Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology MXT1664T3-CCUESRQTP Datasheet HTML 79Page - Microchip Technology MXT1664T3-CCUESRQTP Datasheet HTML 80Page - Microchip Technology MXT1664T3-CCUESRQTP Datasheet HTML 81Page - Microchip Technology MXT1664T3-CCUESRQTP Datasheet HTML 82Page - Microchip Technology MXT1664T3-CCUESRQTP Datasheet HTML 83Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 79 / 98 page
background image
MXT1664T3 2.0
 2018 Microchip Technology Inc.
DS40002054A-page 79
14.5.3
XVDD SUPPLY
14.6
Deep Sleep Current
TA = 25C
Acquisition Rate (ms)
0 Touches (mA) 1 Touch (mA) 5 Touches (mA)
10 Touches
(mA)
15 Touches
(mA)
Free-run
0.63
0.63
0.75
0.79
0.69
10
0.61
0.62
0.73
0.73
0.68
16
0.61
0.61
0.68
0.68
0.68
32
0.60
0.61
0.65
0.64
0.66
64
0.60
0.61
0.62
0.62
0.64
128
0.60
0.60
0.61
0.61
0.63
254
0.60
0.60
0.60
0.61
0.61
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
Free-run
10
16
32
64
128
254
Acquisition Rate (ms)
0 Touches (mA)
1 Touch (mA)
5 Touches (mA)
10 Touches (mA)
15 Touches (mA)
Parameter
Min
Typ
Max
Units
Notes
Deep Sleep Current
–
360
–
µA
Vdd = 3.3 V, AVdd = 3.3 V
Deep Sleep Power
–
1188
–
µW
Vdd = 3.3 V, AVdd = 3.3 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com