công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

98ASH70029A bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 98ASH70029A
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC9S08PA16A and MC9S08PA8A are recommended for new design
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

98ASH70029A bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - NXP Semiconductors

Back Button 98ASH70029A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors 98ASH70029A Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 36 page
background image
IOL(mA)
VOL(V)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
5
10
15
20
25
125°C
105°C
25°C
-40°C
Figure 9. Typical IOL Vs. VOL (high drive strength) (VDD = 3 V)
6.1.2 Supply current characteristics
This section includes information about power supply current in various operating
modes.The data in the following table was based on the operating temperature range
unless otherwise stated.
Table 5. Supply current characteristics
Num
C
Parameter
Symbol
Bus Freq
VDD (V)
Typical1
Max
Unit
1
C
Run supply current FEI mode,
all modules on; run from flash
RIDD
20 MHz
5
7.60
—
mA
C
10 MHz
4.65
—
1 MHz
1.90
—
C
20 MHz
3
7.05
—
C
10 MHz
4.40
—
1 MHz
1.85
—
2
C
Run supply current FEI mode,
all modules off & gated; run
from flash
RIDD
20 MHz
5
5.88
—
mA
C
10 MHz
3.70
—
1 MHz
1.85
—
C
20 MHz
3
5.35
—
C
10 MHz
3.42
—
1 MHz
1.80
—
3
P
Run supply current FBE
mode, all modules on; run
from RAM
RIDD
20 MHz
5
10.9
15.0
mA
C
10 MHz
6.10
—
1 MHz
1.69
—
Table continues on the next page...
Nonswitching electrical specifications
MC9S08PA16 Series Data Sheet, Rev. 4, 03/2020
NXP Semiconductors
15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com