công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M36D0R6040T0 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M36D0R6040T0
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Mbit (4Mb x16, Multiple Bank, Page) Flash Memory and 16 Mbit (1Mb x16) PSRAM, Multi-Chip Package
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M36D0R6040T0 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics

Back Button M36D0R6040T0 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M36D0R6040T0 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M36D0R6040T0 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics M36D0R6040T0 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M36D0R6040T0 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M36D0R6040T0 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M36D0R6040T0 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M36D0R6040T0 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M36D0R6040T0 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 18 page
background image
M36D0R6040T0, M36D0R6040B0
14/18
Table 9. PSRAM DC Characteristics
Note: 1. The maximum DC voltage on input and I/O pins is VDDP+0.2V. During voltage transitions, inputs may overshoot VDDP by 1.0V for
periods of up to 5ns.
2. The minimum DC voltage on input or I/O pins is –0.3V. During voltage transitions, inputs may undershoot VSS by 1.0V for periods
of up to 5ns.
Symbol
Parameter
Test Condition
Min
Max
Unit
ICC1
VCC Active Current
VDDP = 1.95V,
VIN = VIH or VIL,
E1P = VIL and E2P = VIH,
IOUT = 0mA
tAVAV Read /
tAVAV Write =
minimum
20
mA
ICC2
tAVAV Read /
tAVAV Write =
maximum
3mA
ILI
Input Leakage Current
0V
≤ VIN ≤ VDDP
–1
1
µA
ILO
Output Leakage Current
0V
VOUT ≤ VDDP
–1
1
µA
IPD
Deep Power Down Current
VDDP = 1.95V,
E1P ≥ VDDP – 0.2V or E1P VIL,
VIN ≥ VDDP – 0.2V or VIN 0.2V
10
µA
ISB
Standby Supply Current
CMOS
VDDP = 1.95V,
E1P = E2P ≥ VDDP – 0.2V,
IOUT = 0mA
110
µA
VIH
(1)
Input High Voltage
0.8VDDP
VDDP +
0.2
V
VIL
(2)
Input Low Voltage
–0.3
0.4
V
VOH
Output High Voltage
IOH = –0.5mA
VDDP – 0.2
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 1mA
0.2
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com