công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HSP45256/883 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện HSP45256/883
Giải thích chi tiết về linh kiện  Binary Correlator
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

HSP45256/883 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

  HSP45256/883 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation HSP45256/883 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation HSP45256/883 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation HSP45256/883 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation HSP45256/883 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation HSP45256/883 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation HSP45256/883 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation HSP45256/883 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation HSP45256/883 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
9-7
Timing Waveforms
FIGURE 1. INPUT, OUTPUT TIMING
FIGURE 2.
FIGURE 3.
FIGURE 4.
FIGURE 5. TRANSFER, LOAD TIMING WHEN BOTH OCCUR ON A SINGLE CYCLE
CLK
DIN0-7
TXFR
DOUT0-7
CASOUT0-12,
AUXOUT0-8
tCH
tCP
tCL
tDS
tDH
tTS
tTH
tTS
tDO
tCLH
tCLC
tCLL
A0-7
tAS
tAH
DCONT0-7
tCS
tCH
CLOAD
tRLL
tRLC
tRLH
A0-2
tAS
tAH
RLOAD
tRS
tRH
DREF0-7
tOE
1.7V
1.3V
tOD
OEA, OEC
AUXOUT0-8
CASOUT0-12
tr, tf
2.0V
0.8V
DOUT0-7,
CASOUT0-12
AUXOUT0-8
CLK
TXFR
RLOAD,
CLOAD
tCLLH
tTHCL
HSP45256/883



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com