công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AXC2T245 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AXC2T245
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74AXC2T245 2-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and Tri-State Outputs
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74AXC2T245 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AXC2T245 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 26 page
background image
SN74AXC2T245
www.ti.com
SCES879 – MAY 2020
7
Product Folder Links: SN74AXC2T245
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2020, Texas Instruments Incorporated
6.6 Switching Characteristics, VCCA = 0.7 ± 0.05 V
See Figure 1 and Table 1 for test circuit and loading. See Figure 2, Figure 3, and Figure 4 for measurement waveforms.
PARAMETER
FROM
TO
Test Conditions
B-Port Supply Voltage (VCCB)
UNIT
0.7 ± 0.05 V
0.8 ± 0.04 V
0.9 ± 0.045 V
1.2 ± 0.1 V
1.5 ± 0.1 V
1.8 ± 0.15 V
2.5 ± 0.2 V
3.3 ± 0.3 V
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
tpd
Propagation
delay
A
B
-40°C to 85°C
0.5
169
0.5
115
0.5
84
0.5
50
0.5
51
0.5
56
0.5
72
0.5
106
ns
-40°C to 125°C
0.5
169
0.5
115
0.5
84
0.5
50
0.5
51
0.5
56
0.5
72
0.5
106
B
A
-40°C to 85°C
0.5
169
0.5
149
0.5
122
0.5
84
0.5
79
0.5
78
0.5
77
0.5
76
-40°C to 125°C
0.5
169
0.5
149
0.5
122
0.5
84
0.5
79
0.5
78
0.5
77
0.5
76
tdis
Disable time
OE
A
-40°C to 85°C
0.5
132
0.5
132
0.5
132
0.5
132
0.5
132
0.5
132
0.5
132
0.5
132
ns
-40°C to 125°C
0.5
132
0.5
132
0.5
132
0.5
132
0.5
132
0.5
132
0.5
132
0.5
132
OE
B
-40°C to 85°C
0.5
129
0.5
102
0.5
88
0.5
48
0.5
43
0.5
43
0.5
53
0.5
98
-40°C to 125°C
0.5
129
0.5
102
0.5
88
0.5
48
0.5
43
0.5
43
0.5
53
0.5
98
ten
Enable time
OE
A
-40°C to 85°C
0.5
196
0.5
196
0.5
196
0.5
196
0.5
196
0.5
196
0.5
196
0.5
196
ns
-40°C to 125°C
0.5
196
0.5
196
0.5
196
0.5
196
0.5
196
0.5
196
0.5
196
0.5
196
OE
B
-40°C to 85°C
0.5
212
0.5
131
0.5
94
0.5
54
0.5
42
0.5
43
0.5
60
0.5
128
-40°C to 125°C
0.5
212
0.5
136
0.5
102
0.5
59
0.5
43
0.5
43
0.5
60
0.5
128



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com