công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AXC2T245 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AXC2T245
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74AXC2T245 2-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and Tri-State Outputs
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74AXC2T245 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AXC2T245 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments SN74AXC2T245 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 26 page
background image
22
SN74AXC2T245
SCES879 – MAY 2020
www.ti.com
Product Folder Links: SN74AXC2T245
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2020, Texas Instruments Incorporated
Typical Application (continued)
9.2.1 Design Requirements
For this design example, use the parameters listed in Table 3.
Table 3. Design Parameters
DESIGN PARAMETERS
EXAMPLE VALUES
Input voltage range
0.65 V to 3.6 V
Output voltage range
0.65 V to 3.6 V
9.2.2 Detailed Design Procedure
To begin the design process, determine the following:
•
Input voltage range
–
Use the supply voltage of the device that is driving the SN74AXC2T245 device to determine the input
voltage range. For a valid logic high, the value must exceed the high-level input voltage (VIH) of the input
port. For a valid logic low the value must be less than the low-level input voltage (VIL) of the input port.
•
Output voltage range
–
Use the supply voltage of the device being driven by the SN74AXC2T245 determine the output voltage
range of the SN74AXC2T245.
9.2.3 Application Curve
Figure 7. Up Translation at 2.5 MHz (0.7 V to 3.3 V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com