| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM8S bảng dữ liệu(PDF) 192 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8S bảng dữ liệu(HTML) 192 Page - STMicroelectronics |
|
192 / 467 page ![]() 16-bit advanced control timer (TIM1) RM0016 192/467 DocID14587 Rev 14 17.7.4 External trigger register (TIM1_ETR) Address offset: 0x03 Reset value: 0x00 7 654 3210 ETP ECE ETPS[1:0] ETF[3:0] rw rw rw rw rw rw rw rw Bit 7 ETP: External trigger polarity This bit selects whether ETR or ETR is used for trigger operations 0: ETR is non-inverted, active at high level or rising edge 1: ETR is inverted, active at low level or falling edge |