công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M41T62 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M41T62
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-power serial real-time clocks (RTCs) with alarm
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T62 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics

Back Button M41T62 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 42 page
background image
Figure 26. QFN16 — 16-pin, quad, flat package, no-lead, 3 x 3 mm recommended footprint
Note:
Dimensions shown are in millimeters (mm).
M41T62, M41T64, M41T65
QFN16 package information
DS3840 - Rev 24
page 30/42



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42