công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M41T62 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M41T62
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-power serial real-time clocks (RTCs) with alarm
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T62 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics

Back Button M41T62 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M41T62 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 42 page
background image
Table 18. QFN16 — 16-pin, quad, flat package, no-lead, 3x3 mm, package mechanical data
Symbol
mm
inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.80
0.90
1.00
0.032
0.035
0.039
A1
0.00
0.02
0.05
0.000
0.001
0.002
A3
0.20
0.008
b
0.18
0.25
0.30
0.007
0.010
0.012
D
3.00
0.118
D2
1.55
1.70
1.80
0.061
0.067
0.071
E
3.00
0.118
E2
1.55
1.70
1.80
0.061
0.067
0.071
e
0.50
0.020
L
0.20
0.30
0.40
0.008
0.012
0.016
K
0.20
0.008
aaa
0.50
0.020
bbb
0.10
0.004
ccc
0.10
0.004
ddd
0.05
0.002
eee
0.08
0.003
M41T62, M41T64, M41T65
QFN16 package information
DS3840 - Rev 24
page 29/42



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42