công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMG3003NT1 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MMG3003NT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MMG3003NT1 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button MMG3003NT1 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
6
RF Device Data
Freescale Semiconductor, Inc.
MMG3003NT1
50 OHM APPLICATION CIRCUIT: 800--1100 MHz
1100
600
700
800
900
1000
1200
Figure 17. 50 Ohm Test Circuit Schematic
RF
OUTPUT
RF
INPUT
VSUPPLY
C3
C4
C5
Z1
Z2
C1
Z5
Z6
C2
R1
L1
VCC
Z4
Z3
DUT
Figure 18. S21, S11 and S22 versus Frequency
f, FREQUENCY (MHz)
Figure 19. 50 Ohm Test Circuit Component Layout
C1
L1
C2
R1
C5
C4
C3
Z1, Z6
0.347 x 0.058 Microstrip
Z2
0.575 x 0.058 Microstrip
Z3
0.172 x 0.058 Microstrip
Z4
0.333 x 0.058 Microstrip
Z5
0.07 x 0.058 Microstrip
PCB
Getek Grade ML200C, 0.031, r =4.1
--40
30
S22
20
10
0
--10
--20
--30
S21
S11
MMG30XX
Rev 2
VCC =6.2 Vdc
Table 10. 50 Ohm Test Circuit Component Designations and Values
Part
Description
Part Number
Manufacturer
C1, C2
47 pF Chip Capacitors
C0805C470J5RAC
Kemet
C3
68 pF Chip Capacitor
C0805C680J5RAC
Kemet
C4
0.01 F Chip Capacitor
C0603C103J5RAC
Kemet
C5 (1)
2.7 pF Chip Capacitor
06035J2R7BS
AVX
L1
22 nH Chip Inductor
HK160822NJ--T
Taiyo Yuden
R1
7.5 Ω Chip Resistor
RK73B2ATTE7R5J
KOA Speer
1. Tuning capacitor: Capacitor value and location on the transmission line are varied for different frequencies.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com