công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMG3003NT1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MMG3003NT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MMG3003NT1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  MMG3003NT1 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MMG3003NT1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 17 page
background image
MMG3003NT1
3
RF Device Data
Freescale Semiconductor, Inc.
50 OHM TYPICAL CHARACTERISTICS
VCC =6.2 Vdc
VCC =6.2 Vdc
25C
10
25
0
f, FREQUENCY (GHz)
Figure 2. Small--Signal Gain (S21) versus
Frequency
VCC =6.2 Vdc
20
15
12
34
--40C
S11
4
--30
0
0
S22
f, FREQUENCY (GHz)
Figure 3. Input/Output Return Loss versus
Frequency
--20
12
3
--10
25
11
23
5
Pout, OUTPUT POWER (dBm)
Figure 4. Small--Signal Gain versus Output
Power
21
19
17
15
13
10
15
20
3500 MHz, C5 = 0.5 pF
2600 MHz, C5 = 1.2 pF
2140 MHz, C5, C6 = 1.3 pF
1960 MHz, C5, C6 = 1.3 pF
900 MHz, C5 = 2.7 pF
9
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
17
25
22
21
20
19
18
f, FREQUENCY (GHz)
Figure 5. P1dB versus Frequency
23
24
6.5
0
200
4
VCC, COLLECTOR VOLTAGE (V)
Figure 6. Collector Current versus Collector
Voltage
150
100
50
4.5
5
5.5
6
4
30
45
0
f, FREQUENCY (GHz)
Figure 7. Third Order Output Intercept Point
versus Frequency
42
39
36
33
12
3
VCC =6.2 Vdc
100 kHz Tone Spacing
TC =85C
VCC =6.2 Vdc



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com