công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC852TZT50 bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC852TZT50
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC852TZT50 bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC852TZT50 Datasheet HTML 63Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC852TZT50 Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC852TZT50 Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC852TZT50 Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC852TZT50 Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC852TZT50 Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC852TZT50 Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC852TZT50 Datasheet HTML 70Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC852TZT50 Datasheet HTML 71Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 80 page
background image
MPC852T Hardware Specifications, Rev. 3.1
Freescale Semiconductor
67
Mechanical Data and Ordering Information
PD6
RTS4
MII_RX_DV
N13
Bidirectional
(5V tolerant)
PD5
MII_TXD3
R14
Bidirectional
(5V tolerant)
PD4
MII_TXD2
P14
Bidirectional
(5V tolerant)
PD3
MII_TXD1
M12
Bidirectional
(5V tolerant)
TMS
F15
Input
(5V tolerant)
TDI
DSDI
G14
Input
(5V tolerant)
TCK
DSCK
H13
Input
(5V tolerant)
TRST
F16
Input
(5V tolerant)
TDO
DSDO
F14
Output
(5V tolerant)
MII_CRS
B6
Input
MII_MDIO
G16
Bidirectional
(5V tolerant)
MII_TXEN
T14
Output
(5V tolerant)
MII_COL
F2
Input
VSSSYN
N4
PLL analog GND
VSSSYN1
P3
PLL analog GND
VDDSYN
P2
PLL analog VDD
GND
G6, G7, G8, G9, G10, G11, H6, H7, H8, H9, H10, H11, J6, J7, J8, J9,
J10, J11, K6, K7, K8, K9, K10, K11
Power
VDDL
A7, C1, D16, G15, L4, M2, R1, M15, T8
Power
VDDH
F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, G5, G12, H5, H12, J5, J12,
K5, K12, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12
Power
N/C
A1, A16, B16, C15, D14, E12, L13, M4, P15, R16, T1, T16
No-connect
Table 30. Pin Assignments - JEDEC Standard (continued)
Name
Pin Number
Type



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com