công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB2E22YCGR bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TUSB2E22YCGR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TUSB2E22 eUSB2-USB 2.0 Dual Repeater
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TUSB2E22YCGR bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 26 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
0.0325 MIN
0.0325 MAX
25X (
0.2)
(0.35) TYP
(0.35) TYP
(
0.2)
SOLDER MASK
OPENING
(
0.2)
METAL
4224054/A 11/2017
DSBGA - 0.5 mm max height
YCG0025
DIE SIZE BALL GRID ARRAY
NOTES: (continued)
3. Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints.
See Texas Instruments Literature No. SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).
SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE
SYMM
SYMM
C
1
2
3
4
5
A
B
D
E
EXPOSED METAL SHOWN
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE: 40X
NON-SOLDER MASK
DEFINED
EXPOSED
METAL
SOLDER MASK
OPENING
SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
METAL UNDER
SOLDER MASK
EXPOSED
METAL
22
TUSB2E22
SNLS648A – FEBRUARY 2019 – REVISED DECEMBER 2019
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2019, Texas Instruments Incorporated



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com