công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB2E22YCGR bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TUSB2E22YCGR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TUSB2E22 eUSB2-USB 2.0 Dual Repeater
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TUSB2E22YCGR bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TUSB2E22YCGR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 26 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.5 MAX
0.16
0.10
1.4
TYP
1.4 TYP
0.35
TYP
0.35 TYP
25X
0.225
0.185
B
E
A
D
4224054/A 11/2017
DSBGA - 0.5 mm max height
YCG0025
DIE SIZE BALL GRID ARRAY
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
BALL A1
CORNER
SEATING PLANE
BALL TYP
0.05 C
A
1
2
3
0.015
C A B
4
5
SYMM
SYMM
B
C
D
E
SCALE 8.000
D: Max = 2.02 mm, Min = 1.98 mm
E: Max = 2.02 mm, Min = 1.98 mm
21
TUSB2E22
www.ti.com
SNLS648A – FEBRUARY 2019 – REVISED DECEMBER 2019
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2019, Texas Instruments Incorporated



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com