công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA293A3IDBVT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện INA293A3IDBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  INA293 –4-V to 110-V, 1-MHz, High-Precision Current Sense Amplifier
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

INA293A3IDBVT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button INA293A3IDBVT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 30 page
background image
Temperature (qC)
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
VS = 5V
VS = 20V
VS = 2.7V
Frequency (Hz)
10
20
30
40
50
60
70
80
100
10
100
1k
10k
100k
1M
G = 20
G = 500
Temperature (qC)
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
VS = 5V
VS = 20V
VS = 2.7V
Frequency (Hz)
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
Output Current (mA)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
GND
GND + 1
GND + 2
GND + 3
VS
VS - 1
VS - 2
VS - 3
25qC
125qC
-40qC
Output Current (mA)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
GND
GND + 1
GND + 2
GND + 3
VS
VS - 1
VS - 2
VS - 3
25qC
125qC
-40qC
9
INA293
www.ti.com
SBOS470 – DECEMBER 2019
Product Folder Links: INA293
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2019, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
All specifications at TA = 25 °C, VS = 5 V, VSENSE = VIN+ - VIN- = 0.5 V / Gain, VCM = VIN- = 48 V, unless otherwise noted.
VS = 5 V
Figure 19. Output Voltage vs Output Current
VS = 20 V
Figure 20. Output Voltage vs Output Current
Figure 21. Output Impedance vs Frequency
Figure 22. Swing to Supply vs Temperature
Figure 23. Swing to GND vs Temperature
Figure 24. Input Referred Noise vs Frequency



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com