công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA293A3IDBVT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện INA293A3IDBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  INA293 –4-V to 110-V, 1-MHz, High-Precision Current Sense Amplifier
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

INA293A3IDBVT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button INA293A3IDBVT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 30 page
background image
Input Offset Voltage (PV)
Temperature (qC)
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
-16
-8
0
8
16
G = 20
G = 50
G = 100
G = 200
G = 500
Input Offset Voltage (PV)
Input Offset Voltage (PV)
Input Offset Voltage (PV)
Input Offset Voltage (PV)
6
INA293
SBOS470 – DECEMBER 2019
www.ti.com
Product Folder Links: INA293
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2019, Texas Instruments Incorporated
6.6 Typical Characteristics
All specifications at TA = 25 °C, VS = 5 V, VSENSE = VIN+ - VIN- = 0.5 V / Gain, VCM = VIN- = 48 V, unless otherwise noted.
Figure 1. INA293x1 Input Offset Production Distribution
Figure 2. INA293x2 Input Offset Production Distribution
Figure 3. INA293x3 Input Offset Production Distribution
Figure 4. INA293x4 Input Offset Production Distribution
Figure 5. INA293x5 Input Offset Production Distribution
Figure 6. Input Offset Voltage vs Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com