công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA293A3IDBVT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện INA293A3IDBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  INA293 –4-V to 110-V, 1-MHz, High-Precision Current Sense Amplifier
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

INA293A3IDBVT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  INA293A3IDBVT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA293A3IDBVT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 30 page
background image
5
INA293
www.ti.com
SBOS470 – DECEMBER 2019
Product Folder Links: INA293
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2019, Texas Instruments Incorporated
Electrical Characteristics (continued)
at TA = 25 °C, VS = 5 V, VSENSE = VIN+ - VIN- = 0.5 V / Gain, VCM = VIN- = 48 V (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
OUTPUT
G
Gain
INA293x1
20
V/V
INA293x2
50
V/V
INA293x3
100
V/V
INA293x4
200
V/V
INA293x5
500
V/V
GERR
Gain error
GND + 50 mV
≤ VOUT ≤ VS – 200 mV
±0.02
±0.15
%
TA = -40°C to +125°C
±1
±10
ppm/°C
NLERR
Nonlinearity error
0.01
%
Maximum capacitive load
No sustained oscillations, no isolation
resistor
500
pF
VOLTAGE OUTPUT
Swing to Vs (Power supply rail)
RLOAD = 10 kΩ, TA = -40°C to +125°C
Vs –
0.07
Vs –
0.15
V
Swing to ground
RLOAD = 10 kΩ, VSENSE = 0 V, TA =
-40°C to +125°C
0.005
0.02
V
FREQUENCY RESPONSE
BW
Bandwidth
INA293x1, CLOAD = 5 pF,
VSENSE = 200 mV
1300
kHz
INA293x2, CLOAD = 5 pF,
VSENSE = 80 mV
1300
INA293x3, CLOAD = 5 pF,
VSENSE = 40 mV
1000
INA293x4, CLOAD = 5 pF,
VSENSE = 20 mV
900
INA293x5, CLOAD = 5 pF,
VSENSE = 8 mV
900
SR
Slew rate
Rising edge
2.5
V/µs
Settling time
VOUT = 4 V ± 0.1 V step, Output settles
to 0.5%
10
µs
VOUT = 4 V ± 0.1 V step, Output settles
to 1%
5
VOUT = 4 V ± 0.1 V step, Output settles
to 5%
1
NOISE
Ven
Voltage noise density
50
nV/
√Hz
POWER SUPPLY
Vs
Supply voltage
TA = –40°C to +125°C
2.7
20
V
IQ
Quiescent current
1.5
2
mA
TA = -40°C to +125°C
2.25
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com