công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAS116L bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện BAS116L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-leakage diode
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

BAS116L bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  BAS116L Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116L Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116L Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116L Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116L Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116L Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116L Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116L Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS116L Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
Nexperia
BAS116L
Low-leakage diode
BAS116L
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Product data sheet
4 May 2016
5 / 12
10. Characteristics
Table 7. Characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
IF = 1 mA; Tj = 25 °C
-
-
0.9
V
IF = 10 mA; Tj = 25 °C
-
-
1
V
IF = 50 mA; Tj = 25 °C
-
-
1.1
V
VF
forward voltage
IF = 150 mA; Tj = 25 °C
-
-
1.25
V
VR = 75 V; Tj = 25 °C
-
0.003 5
nA
IR
reverse current
VR = 75 V; Tj = 150 °C
-
3
80
nA
Cd
diode capacitance
VR = 0 V; f = 1 MHz; Tamb = 25 °C
-
2
-
pF
trr
reverse recovery time
IF = 10 mA; IR = 10 mA; IR(meas) = 1 mA;
RL = 100 Ω; Tamb = 25 °C
-
0.8
3
µs
aaa-022961
10-3
10-2
10-1
1
IF
(A)
10-4
VF (V)
0.0
2.0
1.5
0.5
1.0
(1)
(2)
(3)
(4)
(1) Tj = 150 °C
(2) Tj = 85 °C
(3) Tj = 25 °C
(4) Tj = −40 °C
Fig. 4. Forward current as a function of forward voltage;
typical values
102
150
200
50
0
mlb754
100
10
1
10- 1
10- 2
10- 3
IR
(nA)
Tj (°C)
(1)
(2)
VR = 75 V
(1) Maximum values
(2) Typical values
Fig. 5. Reverse current as a function of junction
temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com