công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AXP1G86GS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74AXP1G86GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-power 2-input EXCLUSIVE-OR gate
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74AXP1G86GS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74AXP1G86GS Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP1G86GS Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP1G86GS Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP1G86GS Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP1G86GS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP1G86GS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP1G86GS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP1G86GS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AXP1G86GS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 17 page
background image
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
74AXP1G86
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Product data sheet
Rev. 1 — 13 November 2015
3 of 17
Nexperia
74AXP1G86
Low-power 2-input EXCLUSIVE-OR gate
6.
Pinning information
6.1 Pinning
6.2 Pin description
7.
Functional description
[1]
H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level.
Fig 4.
Pin configuration SOT886
Fig 5.
Pin configuration SOT1115
and SOT1202
Fig 6.
Pin configuration SOT1226
(X2SON5)
Table 3.
Pin description
Symbol
Pin
Description
XSON6
X2SON5
B
1
1
data input
A
2
2
data input
GND
3
3
ground (0 V)
Y
4
4
data output
n.c.
5
-
not connected
VCC
6
5
supply voltage
Table 4.
Function table[1]
Input
Output
A
B
Y
LL
L
LH
H
HL
H
HH
L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com