công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC8T595 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC8T595
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual supply 8-bit serial-in/serial-out or parallel-out shift register; 3-state
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC8T595 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74LVC8T595 Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC8T595 Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC8T595 Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC8T595 Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC8T595 Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC8T595 Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC8T595 Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC8T595 Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC8T595 Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 33 page
background image
Nexperia
74LVC8T595
Dual supply 8-bit serial-in/serial-out or parallel-out shift register; 3-state
74LVC8T595
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1 — 9 May 2017
7 / 33
9 Static characteristics
Table 6. Typical static characteristics at Tamb = 25 °C
At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
Min
Typ
Max Unit
VI = VIH or VIL
VOH
HIGH-level output
voltage
IO = -3 mA; VCCO = 1.2 V
[1]
-
1.09
-
V
VI = VIH or VIL
VOL
LOW-level output
voltage
IO = 3 mA; VCCO = 1.2 V
[1]
-
0.07
-
V
II
input leakage
current
MR, SHCP, STCP, OE and DS inputs;
VI = 0 V to 5.5 V; VCC(A) = 1.1 V to 5.5 V
-
-
±1
μA
Qn outputs; VO = 0 V or VCC(B)
VCC(B) = 1.1 V to 5.5 V
-
-
±1
μA
IOZ
OFF-state output
current
suspend mode; VCC(A) = 0 V; VCC(B) = 5.5 V
-
-
±1
μA
inputs, Q7S output;
VI or VO = 0 V to 5.5 V;
VCC(A) = 0 V; VCC(B) = 1.1 V to 5.5 V
[1]
-
-
±1
μA
IOFF
power-off leakage
current
Qn outputs;
VI or VO = 0 V to 5.5 V;
VCC(B) = 0 V; VCC(A) = 1.1 V to 5.5 V
-
-
±1
μA
CI
input capacitance MR, SHCP, STCP, OE and DS inputs;
VI = 0 V or 3.3 V; VCC(A) = VCC(B) = 3.3 V
-
3
-
pF
[1]
VCCO is the supply voltage associated with the output.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com