công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D10AFPG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Banner Engineering Corp.

tên linh kiện D10AFPG
Giải thích chi tiết về linh kiện  D10?봁iscrete Output
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BANNER [Banner Engineering Corp.]
Trang chủ  https://www.bannerengineering.com/us/en.html
Logo BANNER - Banner Engineering Corp.

D10AFPG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Banner Engineering Corp.

  D10AFPG Datasheet HTML 1Page - Banner Engineering Corp. D10AFPG Datasheet HTML 2Page - Banner Engineering Corp. D10AFPG Datasheet HTML 3Page - Banner Engineering Corp. D10AFPG Datasheet HTML 4Page - Banner Engineering Corp. D10AFPG Datasheet HTML 5Page - Banner Engineering Corp. D10AFPG Datasheet HTML 6Page - Banner Engineering Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Dimensions
61.3 mm
(2.42")
68.1 mm
(2.68")
10.5 ± 0.2 mm (typ.)
(0.41")
Mounting Bracket
(included)
35.9 mm
(1.41")
7.6 mm
0.30"
9.8 mm
(0.39")
All measurements are listed in millimeters [inches], unless noted otherwise.
Included Bracket Dimensions
10.0 mm
(0.39")
35.1 mm
(1.38")
10.0 mm
(0.39")
15.2 mm
(0.60")
2x C'sink
ø8.0 mm (0.31")
3.2 mm (0.13") deep
ø4.4 mm (0.18") thru
2x 3.5 mm
(0.14")
5.0 mm
(0.20")
8.6 mm
(0.34")
25.4 mm
(1.00")
16.0 mm
(0.63")
2 x ø3.3 mm (0.13")
2x ø3.2 mm (0.13")
2.5 mm (0.10")
5.0 mm (0.20")
M3 Hardware included:
Lock Washer (2)
Flat Washer (2)
Screws (2)
Hex Nuts (2)
D10—Discrete Output
4
www.bannerengineering.com - Tel: +1-763-544-3164
P/N 118431 Rev. B



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com