công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RMASMS535ATF03 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

tên linh kiện RMASMS535ATF03
Giải thích chi tiết về linh kiện  Any 2G/3G/4G Handset Application
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WALSIN [WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION]
Trang chủ  http://www.passivecomponent.com/
Logo WALSIN - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

RMASMS535ATF03 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

Back Button RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 7Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 8Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 9Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 10Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 11Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 12Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 13Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 14Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 15Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
Approval Sheet
Page 11 of 15
ASC_RMASMS535ATF03_V03
Jul. 2018
Table 14. Trigger States
D[5:0]
Read/Write
Status
D[5]
R/W
1 = Trigger 2 Disabled, 0 = Trigger 2 Enabled
D[4]
1 = Trigger 1 Disabled, 0 = Trigger 1 Enabled
D[3]
1 = Trigger 0 Disabled, 0 = Trigger 0 Enabled
D[2]
W
1 = Load Bits to Trigger 2, Trigger 2 states is Disabled
D[1]
1 = Load Bits to Trigger 1, Trigger 1 states is Disabled
D[0]
1 = Load Bits to Trigger 0, Trigger 0 states is Disabled
Table 15. Dimensions
Figure
Symbol
Dimension
L
W
T
A
B
C
D
F
G
E
J
H
I
2
L
3.60 ± 0.10mm
W
2.80 ± 0.10mm
T
0.85 ± 0.05mm
A
0.20 ± 0.10mm
B
0.40 ± 0.10mm
C
0.80 ± 0.10mm
D
1.20 ± 0.10mm
E
0.20 ± 0.10mm
F
0.40 ± 0.10mm
G
0.80 ± 0.10mm
H
1.50 ± 0.10mm
I
0.90 ± 0.10mm
J
0.30 ± 0.05mm
Pin 1
Index
Top View
Side View
Bottom View



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com