công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RMASMS535ATF03 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

tên linh kiện RMASMS535ATF03
Giải thích chi tiết về linh kiện  Any 2G/3G/4G Handset Application
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WALSIN [WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION]
Trang chủ  http://www.passivecomponent.com/
Logo WALSIN - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

RMASMS535ATF03 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

Back Button RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 5Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 6Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 7Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 8Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 9Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 10Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 11Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 12Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION RMASMS535ATF03 Datasheet HTML 13Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
Approval Sheet
Page 9 of 15
ASC_RMASMS535ATF03_V03
Jul. 2018
Table 9. Register Mapping
Table 9. shows the list of the registers inside the RMASMS535ATF03.
Register Address
Bits
Read/Write
Description
Default Value
(binary)
Hex
Binary
0x00
00000
[7:0]
R/W
LB Switch Control Register
See Table 10
0x01
00001
[7:0]
R/W
HB Switch Control Register
See Table 11
0x1A
11010
[7:0]
R/W
RFFE Status (see Table 12)
0000 0000
0x1B
11011
[3:0]
R/W
GSID
0000 0000
0x1C
11100
[7:6]
[5:0]
R/W
Power Mode (see Table 13)
Triggers (see Table 14)
00
000000
0x1D
11101
[7:0]
R
Product ID
0011 1101
0x1E
11110
[7:0]
R
Manufacturer ID [7:0]
0010 0110
0x1F
11111
[7:6]
[5:4]
[3:0]
R
SPARE
00
Manufacturer ID [9:8]
01
USID
1011
Note : The RMASMS535ATF03 start-up procedure as below description.
The RMASMS535ATF03 requires to be disabled the triggers before programming the switch control registers when
RMASMS535ATF03 operating in the active mode. The table of register address setup as below.
Register Address
Bits
Read/Write
Value (binary)
Hex
Binary
0x1C
11100
[7:6]
[5:0]
R/W
00
111000
Table 10. Switch Control Register
Bank A Antenna Path
Register_0 Bits
Bit[7]
Bit[6]
Bit[5]
Bit[4]
Bit[3]
Bit[2]
Bit[1]
Bit[0]
TRxLB1
X
0
0
0
0
0
0
1
TRxLB2
X
0
0
0
0
0
1
0
TRxLB3
X
0
0
0
0
1
0
0
TRxLB4
X
0
0
0
0
1
1
1
TRxLB5
X
0
0
0
1
0
1
1
TRxLB6
X
0
0
1
0
0
0
0
TRxLB7
X
0
0
1
0
1
1
0
TRxLB8
X
0
0
1
1
1
0
1
TXLB
X
1
0
0
0
0
1
1
Isolation mode
X
0
0
0
0
0
0
0
Define: X= not used



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com