công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACT88326VA bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Active-Semi, Inc

tên linh kiện ACT88326VA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced PMU with Bypass Switch, & Pushbutton Function
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACTIVE-SEMI [Active-Semi, Inc]
Trang chủ  http://www.active-semi.com
Logo ACTIVE-SEMI - Active-Semi, Inc

ACT88326VA bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Active-Semi, Inc

Back Button ACT88326VA Datasheet HTML 10Page - Active-Semi, Inc ACT88326VA Datasheet HTML 11Page - Active-Semi, Inc ACT88326VA Datasheet HTML 12Page - Active-Semi, Inc ACT88326VA Datasheet HTML 13Page - Active-Semi, Inc ACT88326VA Datasheet HTML 14Page - Active-Semi, Inc ACT88326VA Datasheet HTML 15Page - Active-Semi, Inc ACT88326VA Datasheet HTML 16Page - Active-Semi, Inc ACT88326VA Datasheet HTML 17Page - Active-Semi, Inc ACT88326VA Datasheet HTML 18Page - Active-Semi, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 41 page
background image
ACT88326VA
Rev 1.0, 29-May-2018
Innovative PowerTM
www.active-semi.com
ActiveSwitcherTM is a trademark of Active-Semi.
Copyright © 2018 Active-Semi, Inc
14
LDO2 LOAD SWITCH MODE ELECTRICAL CHARACTERISTICS – BYPASS MODE
(AVIN = VIN = 5V, TA = 25°C, unless otherwise specified.)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Operating Voltage Range LDO2
AVIN (Input Voltage) to the LDO2
2.7
5.5
V
PMOS On-Resistance
0.3
0.5
mΩ
Internal PMOS Current Detection
Triggers Interrupt on IRQ Pin
330
500
mA
Internal PMOS Current Detection De-
glitch Time
10
µs
Supply Current
Load Switch Enabled, No load
25
55
µA
Internal PMOS Current Shutdown
Shuts down after deglitch time and stays off for Off-
Time
330
500
mA
Internal PMOS Current Shutdown
Deglitch Time
5
µs
Internal PMOS Current Shutdown Off
time (Retry time)
14
ms
Internal PMOS Soft start
Only used with 3.3V Input, Cout = 1uF, Default Setting
ISS [1:0] = 00.
10
mV/ µs
LOAD SWITCH GATE DRIVER ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VIN = 5V, TA = 25°C, unless otherwise specified.)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Operating Voltage Range
2.7
5.5
V
Maximum Output - Gate Voltage
Gate fully on
2*VIN
V
Soft-Start Slew Rate
Gate Node rising from 0 to 2V with 1nF output capaci-
tor. (Configurable)
800
400
260
200
us
Gate Pull-up Current
GATE1 SLEW = 00
GATE1 SLEW = 01
GATE1 SLEW = 10
GATE1 SLEW = 11
2.5
5
7.5
10
µA
µA
µA
µA
Fault Deglitch Time
10
µs
Gate Discharge Resistance
75
Ω
Startup Delay
75
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com