công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD5F2GQ4UE9IG bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD5F2GQ4UE9IG
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD5F2GQ4UE9IG bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD5F2GQ4UE9IG Datasheet HTML 42Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4UE9IG Datasheet HTML 43Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4UE9IG Datasheet HTML 44Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4UE9IG Datasheet HTML 45Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4UE9IG Datasheet HTML 46Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4UE9IG Datasheet HTML 47Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4UE9IG Datasheet HTML 48Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4UE9IG Datasheet HTML 49Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4UE9IG Datasheet HTML 50Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 50 page
background image
SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
2G
46
21 PACKAGE INFORMATION
Figure21-1. TFBGA-24BALL 6*8mm (6*4 ball array)
A
B
C
D
E
F
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
E
D
E1
e
e
D1
Φb
SD
SE
Dimensions
Symbol
A
A1
A2
b
D
D1
E
E1
e
SE
SD
Unit
mm
Min
0.25
0.70
0.35
5.90
3.00
BSC
7.90
5.00
BSC
1.00
BSC
0.50
TYP
0.50
TYP
Nom
0.30
0.80
0.40
6.00
8.00
Max
1.20
0.35
0.85
0.45
6.10
8.10
Inch
Min
0.010
0.028
0.014
0.232
0.118
BSC
0.311
0.197
BSC
0.039
BSC
0.020
TYP
0.020
TYP
Nom
0.012
0.031
0.016
0.236
0.315
Max
0.047
0.014
0.034
0.018
0.240
0.319
Note: Both the package length and width do not include the mold flash.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com