công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GPR27P01GA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Generalplus Technology Inc.

tên linh kiện GPR27P01GA
Giải thích chi tiết về linh kiện  1G-BIT NAND INTERFACE OTP
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENERALPLUS [Generalplus Technology Inc.]
Trang chủ  http://www.generalplus.com
Logo GENERALPLUS - Generalplus Technology Inc.

GPR27P01GA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Generalplus Technology Inc.

  GPR27P01GA Datasheet HTML 1Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 2Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 3Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 4Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 5Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 6Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 7Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 8Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 9Page - Generalplus Technology Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
GPR27P01GA
© Generalplus Technology Inc.
Proprietary & Confidential
4
Dec. 21, 2009
Version: 1.4
3. 48 TSOP PIN DESCRIPTIONS
PIN No
Name
Normal Function Description
29-32, 41-44
I/O0~I/O7
Address Input/Command Inputs/Data Outputs
16
CLE
Command Latch Enable
17
ALE
Address Latch Enable
18
WE
Write Enable
8
RE
Read Enable
9
CE
Chip Enable
7
RB
READY/BUSY pin
12, 37
VCC
Supply Voltage
1-6, 10-11, 14-15, 19-28, 33-35, 38-40, 45-48
NC
No Connection
13, 36
GND
Ground
3.1. PIN Assignment



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com