công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GPR27P01GA bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Generalplus Technology Inc.

tên linh kiện GPR27P01GA
Giải thích chi tiết về linh kiện  1G-BIT NAND INTERFACE OTP
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENERALPLUS [Generalplus Technology Inc.]
Trang chủ  http://www.generalplus.com
Logo GENERALPLUS - Generalplus Technology Inc.

GPR27P01GA bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Generalplus Technology Inc.

Back Button GPR27P01GA Datasheet HTML 15Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 16Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 17Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 18Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 19Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 20Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 21Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 22Page - Generalplus Technology Inc. GPR27P01GA Datasheet HTML 23Page - Generalplus Technology Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
GPR27P01GA
© Generalplus Technology Inc.
Proprietary & Confidential
21
Dec. 21, 2009
Version: 1.4
Millimeter
Inch
Symbol
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
D
19.80
20.00
20.20
0.780
0.787
0.795
D1
18.30
18.40
18.50
0.720
0.724
0.728
E
11.90
12.00
12.10
0.469
0.472
0.476
e
-
0.50
-
-
0.020
-
L
0.50
0.60
0.70
0.020
0.024
0.028
L1
0.70
0.80
0.90
0.028
0.031
0.035
θ
0°
5°
8°
0°
5°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com