công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC1G74DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC1G74DP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 19 page
background image
2005 Feb 01
12
Philips Semiconductors
Product specification
Single D-type flip-flop with set and
reset; positive edge trigger
74LVC1G74
AC WAVEFORMS
handbook, full pagewidth
MNB141
th
tsu
th
tPHL
tPHL
tW
tPLH
tPLH
tsu
1/fmax
VM
VM
VM
VM
VI
GND
VI
GND
CP input
D input
VOH
VOL
Q output
VOH
VOL
Q output
Fig.6
The clock input (CP) to output (Q, Q) propagation delays, the clock pulse width, the D to CP set-up, the
CP to D hold times and the maximum clock pulse frequency.
The shaded areas indicate when the input is permitted to change for predictable output performance.
VCC
VM
INPUT
VI
tr =tf
1.65 V to 1.95 V
0.5
× VCC
VCC
≤ 2.0 ns
2.3 V to 2.7 V
0.5
× VCC
VCC
≤ 2.0 ns
2.7 V
1.5 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
3.0 V to 3.6 V
1.5 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
4.5 V to 5.5 V
0.5
× VCC
VCC
≤ 2.5 ns
VOL and VOH are typical output voltage drop that occur with the output load.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com