công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC1G74DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single D-type flip-flop with set and reset; positive edge trigger
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC1G74DP bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC1G74DP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVC1G74DP Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
2005 Feb 01
11
Philips Semiconductors
Product specification
Single D-type flip-flop with set and
reset; positive edge trigger
74LVC1G74
Notes
1. All typical values are measured at Tamb =25 °C.
2. These typical values are measured at VCC = 3.3 V.
trem
removal time set or reset
see Figs 7 and 8 1.65 to 1.95
1.9
−−
ns
2.3 to 2.7
1.4
−−
ns
2.7
1.3
−−
ns
3.0 to 3.6
1.2
−−
ns
4.5 to 5.5
1.0
−−
ns
tsu
set-up time D to CP
see Figs 6 and 8 1.65 to 1.95
2.9
−−
ns
2.3 to 2.7
1.7
−−
ns
2.7
1.7
−−
ns
3.0 to 3.6
1.3
−−
ns
4.5 to 5.5
1.1
−−
ns
th
hold time D to CP
see Figs 6 and 8 1.65 to 1.95
0.0
−−
ns
2.3 to 2.7
0.3
−−
ns
2.7
0.5
−−
ns
3.0 to 3.6
1.2
−−
ns
4.5 to 5.5
0.5
−−
ns
fmax
maximum clock pulse frequency see Figs 6 and 8 1.65 to 1.95
80
−−
MHz
2.3 to 2.7
175
−−
MHz
2.7
175
−−
MHz
3.0 to 3.6
175
−−
MHz
4.5 to 5.5
200
−−
MHz
SYMBOL
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
WAVEFORMS
VCC (V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com