công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

I15104F bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện I15104F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-Message Record/Playback Devices with Digital Audio Interface
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

I15104F bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button I15104F Datasheet HTML 14Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 15Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 16Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 17Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 18Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 19Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 20Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 21Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 22Page - Nuvoton Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 22 page
background image
ISD15100 SERIES
Publication Release Date: May 6, 2011
- 20 -
Revision 1.3
9
ORDERING INFORMATION
I151xx FYI
Lead-Free Package Type
F: 48L-LQFP
Y: Green (RoHS Compliant)
I: Industrial -40
C to 85C
Duration
02: 2 minute*
04: 4 minute*
08: 8 minute*
16: 16 minute*
* Based on 8kHz/4bit ADPCM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com