công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

I15104F bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện I15104F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-Message Record/Playback Devices with Digital Audio Interface
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

I15104F bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button I15104F Datasheet HTML 10Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 11Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 12Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 13Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 14Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 15Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 16Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 17Page - Nuvoton Technology Corporation I15104F Datasheet HTML 18Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 22 page
background image
ISD15100 SERIES
Publication Release Date: May 6, 2011
- 14 -
Revision 1.3
6.4.3
Outputs
AUXOUT
PARAMETER
SYMBOL
MIN
TYP
[1]
MAX
UNITS
CONDITIONS
SINAD, AUXIN to AUXOUT
SINADAUXIN_AUXOUT
80
dB
Load 5K
[2][3]
SINAD, ANAIN to AUXOUT
SINADANAIN_AUXOUT
80
dB
Load 5K
[2][3]
PSRR
PSRRAUXOUT
-40
dB
[4]
DC Bias
VBIAS_AUXOUT
1.2
V
Minimum Load Impedance
RL(AUXOUT)
5
KΩ
Maximum Load Capacitance
CL(AUXOUT)
0.1
nF
Notes:
[1] Conditions V
DD=3V, TA=25°C unless otherwise stated.
[2] 1 Vpp 1KHz signal applied at AUXIN/ANAIN with 0db Gain setting.
[3] All measurements are C-message weighted.
[4] Measured with 1KHz, 100 mVpp sine wave applied to V
CCA pins.
AUDOUT
PARAMETER
SYMBOL
MIN
TYP
[1]
MAX
UNITS
CONDITIONS
SINAD, AUXIN to AUDOUT
[5]
SINADAUXIN_AUDOUT
80
dB
Load 5K
[2][3]
SINAD, ANAIN to AUDOUT
[5]
SINADANAIN_AUDOUT
80
dB
Load 5K
[2][3]
PSRR
[5]
PSRRAUDOUT
-40
dB
[4]
DC Bias
[5]
VBIAS_AUDOUT
1.2
V
Minimum Load Impedance
[5]
RL(AUDOUT)
5
KΩ
Maximum Load Capacitance
[5]
CL(AUDOUT)
0.1
nF
Output Current
[6]
IAUDOUT
0
3
6
mA
[2][6]
Notes:
[1] Conditions V
cc=3V, TA=25°C unless otherwise stated.
[2] 1 Vpp 1KHz signal applied at AUXIN/ANAIN with 0db Gain setting.
[3] All measurements are C-message weighted.
[4] Measured with 1Khz, 100 mVpp sine wave applied to V
CCA pins.
[5] Configured as AUDOUT(Voltage Output).
[6] Configured as AUDOUT(Current Output).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com