công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M032FD2AE bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện M032FD2AE
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  274 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

M032FD2AE bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button M032FD2AE Datasheet HTML 65Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 66Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 67Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 68Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 69Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 70Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 71Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 72Page - Nuvoton Technology Corporation M032FD2AE Datasheet HTML 73Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 274 page
background image
M031/M032
Feb 25, 2019
Page 69 of 274
Rev. 1.01
Pin Name
Type
MFP
Description
EBI_AD15
I/O
MFP2
EBI address/data bus bit 15.
SPI0_MOSI
I/O
MFP4
SPI0 MOSI (Master Out, Slave In) pin.
USCI0_CLK
I/O
MFP5
USCI0 clock pin.
UART0_RXD
I
MFP6
UART0 data receiver input pin.
PWM1_CH3
I/O
MFP11
PWM1 channel 3 output/capture input.
TM3_EXT
I/O
MFP13
Timer3 external capture input/toggle output pin.
PB.13
PB.13
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
ADC0_CH13
A
MFP1
ADC0 channel 13 analog input.
ACMP0_P3
A
MFP1
Analog comparator 0 positive input 3 pin.
ACMP1_P3
A
MFP1
Analog comparator 1 positive input 3 pin.
EBI_AD14
I/O
MFP2
EBI address/data bus bit 14.
SPI0_MISO
I/O
MFP4
SPI0 MISO (Master In, Slave Out) pin.
USCI0_DAT0
I/O
MFP5
USCI0 data 0 pin.
UART0_TXD
O
MFP6
UART0 data transmitter output pin.
PWM1_CH2
I/O
MFP11
PWM1 channel 2 output/capture input.
TM2_EXT
I/O
MFP13
Timer2 external capture input/toggle output pin.
PB.14
PB.14
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
ADC0_CH14
A
MFP1
ADC0 channel 14 analog input.
EBI_AD13
I/O
MFP2
EBI address/data bus bit 13.
SPI0_CLK
I/O
MFP4
SPI0 serial clock pin.
USCI0_DAT1
I/O
MFP5
USCI0 data 1 pin.
UART0_nRTS
O
MFP6
UART0 request to Send output pin.
PWM1_CH1
I/O
MFP11
PWM1 channel 1 output/capture input.
TM1_EXT
I/O
MFP13
Timer1 external capture input/toggle output pin.
CLKO
O
MFP14
Clock Out
PB.15
PB.15
I/O
MFP0
General purpose digital I/O pin.
ADC0_CH15
A
MFP1
ADC0 channel 15 analog input.
EBI_AD12
I/O
MFP2
EBI address/data bus bit 12.
SPI0_SS
I/O
MFP4
SPI0 slave select pin.
USCI0_CTL1
I/O
MFP5
USCI0 control 1 pin.
UART0_nCTS
I
MFP6
UART0 clear to Send input pin.
PWM1_CH0
I/O
MFP11
PWM1 channel 0 output/capture input.
TM0_EXT
I/O
MFP13
Timer0 external capture input/toggle output pin.
PWM0_BRAKE1
I
MFP15
PWM0 Brake 1 input pin.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com